weitere polzahlen auf anfrage further pole numbers on request autres nombres de p?les sur demande verpackung: im kunststoffbeutel packaging: in bulk, in a plastic bag emballage: en vrac, dans un sachet en plastique stiftleiste, mit seitenw?nden, stehend 1. temperaturbereich -40 c/+105 c 2. werkstoffe kontakttr?ger pa, v0 nach ul 94 kontakt cuzn, verzinnt 3. mechanische daten kontaktierung mit steckbaren anschlussklemmen 6770, mc ...-508 4. elektrische daten bemessungsstrom 16 a bemessungsspannung 300 v ac prfspannung 2 kv isolationswiderstand > 5 g me 040-508 rglette broches, avec parois latrales, droite 1. temprature dutilisation -40 c/+105 c 2. matriaux corps isolant pa, v0 suivant ul 94 contact cuzn, tam 3. caractristiques mcaniques raccordement avec borniers de raccordement enfichables 6770, mc ...-508 4. caractristiques lectriques courant assign 16 a tension assigne 300 v ac tension de claquage 2 kv rsistance disolement > 5 g me 040-508 pin header, with sidewalls, upright 1. temperature range -40 c/+105 c 2. materials insulating body pa, v0 according to ul 94 contact cuzn, tinned 3. mechanical data mating with pluggable terminal blocks 6770, mc ...-508 4. electrical data rated current 16 a rated voltage 300 v ac test voltage 2 kv insulation resistance > 5 g me 040-508 me 040-50802 2 500 11,76 me 040-50803 3 500 16,84 me 040-50804 4 500 21,92 me 040-50805 5 400 27,00 me 040-50806 6 300 32,08 me 040-50808 8 200 42,24 bestellbezeichnung polzahl ve abmessungen designation poles pu dimensions dsignation p?les ue dimensions a (mm) *a leiterplattenlayout printed circuit board layout modle de la carte imprime *a ? -reg.-nr. 115483 steckbare anschlussklemmen, raster 5,08 mm pluggable terminal blocks, pitch 5.08 mm borniers de raccordement enfichables, pas 5,08 mm www.lumberg.com 12/2009
|